công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VFS9V bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

tên linh kiện VFS9V
Giải thích chi tiết về linh kiện  EMI Suppression Filters (Lead Type EMIFIL)
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.

VFS9V bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Back Button VFS9V Datasheet HTML 11Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. VFS9V Datasheet HTML 12Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. VFS9V Datasheet HTML 13Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. VFS9V Datasheet HTML 14Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. VFS9V Datasheet HTML 15Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. VFS9V Datasheet HTML 16Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. VFS9V Datasheet HTML 17Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. VFS9V Datasheet HTML 18Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. VFS9V Datasheet HTML 19Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 40 page
background image
GND
No polarity.
c Equivalent Circuit
1
3
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
21
22
2324
17
19
9
11
13
15
2
4
0
20
40
60
80
1
10
100
1000
0.1
Frequency (MHz)
1: 22pF
2: 33pF
3: 47pF
4: 68pF
5: 100pF
6: 120pF
7: 150pF
8: 220pF
9: 270pF
10: 330pF
11: 470pF
12: 680pF
13: 1000pF
14: 1500pF
15: 2200pF
16: 3300pF
17: 4700pF
18: 6800pF
19: 10000pF
20: 15000pF
21: 22000pF
22: 33000pF
23: 47000pF
24: 100000pF
c Insertion Loss Characteristics
13
!Note • Please read rating and !CAUTION (for storage, operating, rating, soldering, mounting and handling) in this catalog to prevent smoking and/or burning, etc.
• This catalog has only typical specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com