| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
28F016SA bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28F016SA bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Intel Corporation |
|
52 / 55 page ![]() 28F016SA E 52 7.0 MECHANICAL SPECIFICATIONS FOR TSOP 290489-28.eps Figure 25. Mechanical Specifications of the 28F016SA 56-Lead TSOP Type 1 Package Family: Thin Small Outline Package Symbol Millimeters Minimum Nominal Maximum Notes A 1.20 A1 0.05 A2 0.965 0.995 1.025 b 0.100 0.150 0.200 c 0.115 0.125 0.135 D1 18.20 18.40 18.60 E 13.80 14.00 14.20 e 0.50 D 19.80 20.00 20.20 L 0.500 0.600 0.700 N56 ∅ 0 ° 3 ° 5 ° Y 0.100 Z 0.150 0.250 0.350 |