công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM48821 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM48821
Giải thích chi tiết về linh kiện  Direct Coupled, Ultra Low Noise, 52mW Differential Input Stereo Headphone Amplifier with I2C Volume Control
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM48821 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button LM48821 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 24 page
background image
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
MONOPHONIC OUTPUT POWER (W)
THD=1%
THD=10%
VDD=4V
VDD=3V
VDD=2V
0
50
100
150
200
250
300
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
THD=1%
THD=10%
0
50
100
150
200
250
300
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
THD=1%
THD=10%
0
50
100
150
200
250
300
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
THD=1%
THD=10%
0
50
100
150
200
250
300
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
THD=1%
THD=10%
+0
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
20
20k
100 200
1k 2k
10k
FREQUENCY (Hz)
LM48821, LM48821TLEVAL
www.ti.com
SNAS354 – JUNE 2007
Typical Performance Characteristics (continued)
PSRR vs Frequency
Output Power vs Voltage Supply
VDD = 4V, RL = 32Ω
RL = 16Ω, Mono
Figure 45.
Figure 46.
Output Power vs Voltage Supply
Output Power vs Voltage Supply
RL = 32Ω, Mono
RL = 16Ω, Stereo
Figure 47.
Figure 48.
Output Power vs Voltage Supply
Output Power vs Power Dissipation
RL = 32Ω, Stereo
VDD = 2V, 3V, 4V, RL = 16Ω, Mono
Figure 49.
Figure 50.
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
13
Product Folder Links: LM48821 LM48821TLEVAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com