công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM48821 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM48821
Giải thích chi tiết về linh kiện  Direct Coupled, Ultra Low Noise, 52mW Differential Input Stereo Headphone Amplifier with I2C Volume Control
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM48821 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM48821 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
0.001
1
0.01
0.1
20
20k
100 200
1k 2k
10k
FREQUENCY (Hz)
0.001
1
0.01
0.1
20
20k
100 200
1k 2k
10k
FREQUENCY (Hz)
0.001
1
0.01
0.1
20
20k
100 200
1k 2k
10k
FREQUENCY (Hz)
0.001
1
0.01
0.1
20
20k
100 200
1k 2k
10k
FREQUENCY (Hz)
0.001
1
0.01
0.1
20
20k
100 200
1k 2k
10k
FREQUENCY (Hz)
0.001
1
0.01
0.1
20
20k
100 200
1k 2k
10k
FREQUENCY (Hz)
LM48821, LM48821TLEVAL
SNAS354 – JUNE 2007
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
THD+N vs Frequency
THD+N vs Frequency
VDD = 3V, PO = 40mW,
VDD = 3V, PO = 60mW,
RL = 32Ω, Stereo
RL = 32Ω, Mono Left
Figure 15.
Figure 16.
THD+N vs Frequency
THD+N vs Frequency
VDD = 3V, PO = 60mW,
VDD = 4V, PO = 90mW,
RL = 32Ω, Mono Right
RL = 32Ω, Stereo
Figure 17.
Figure 18.
THD+N vs Frequency
THD+N vs Frequency
VDD = 4V, PO = 120mW,
VDD = 4V, PO = 120mW,
RL = 32Ω, Mono Left
RL = 32Ω, Mono Right
Figure 19.
Figure 20.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM48821 LM48821TLEVAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com