công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM48821 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM48821
Giải thích chi tiết về linh kiện  Direct Coupled, Ultra Low Noise, 52mW Differential Input Stereo Headphone Amplifier with I2C Volume Control
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM48821 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM48821 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
0.01
1
OUTPUT POWER (mW)
0.001
0.01
0.1
1
0.005
0.05
0.5
0.1
10
100
500
0.01
1
OUTPUT POWER (mW)
0.001
0.01
0.1
1
0.005
0.05
0.5
0.1
10
100
500
LM48821, LM48821TLEVAL
www.ti.com
SNAS354 – JUNE 2007
Typical Performance Characteristics (continued)
THD+N vs Output Power
THD+N vs Output Power
VDD = 2V, RL = 16Ω,
VDD = 2V, RL = 16Ω,
f = 1kHz, Mono Left
f = 1kHz, Mono Right
Figure 21.
Figure 22.
THD+N vs Output Power
THD+N vs Output Power
VDD = 2V, RL = 16Ω,
VDD = 3V, RL = 16Ω,
f = 1kHz, Stereo
f = 1kHz, Mono Left
Figure 23.
Figure 24.
THD+N vs Output Power
THD+N vs Output Power
VDD = 3V, RL = 16Ω,
VDD = 3V, RL = 16Ω,
f = 1kHz, Mono Right
f = 1kHz, Stereo
Figure 25.
Figure 26.
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM48821 LM48821TLEVAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com