công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM48821 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM48821
Giải thích chi tiết về linh kiện  Direct Coupled, Ultra Low Noise, 52mW Differential Input Stereo Headphone Amplifier with I2C Volume Control
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM48821 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM48821 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM48821 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
4
3
2
1
IN A-
IN B-
I
2
CVDD
PVDD
CCP+
SDA
IN B+
IN A+
SGND
VOB
SCL
PGND
CCP-
VSS
VOA
SVDD
A
D
C
B
IN A
-
IN A
+
IN B
+
IN B
-
SCL
SDA
I
2
CVDD
-
+
+
-
VOB
Bias
Control
Charge
Pump
Digital
Control
System
I
2
C Digitally
Controlled
Analog Volume
Control
Interface
0.47 PF
0.47 PF
0.47 PF
0.47 PF
SGND
PGND
CCP+
CCP-
VSS
4.7 PF
4.7 PF
VDD
VOA
4.7 PF
0.1 PF
SVDD
PVDD
0.1 PF
LM48821, LM48821TLEVAL
SNAS354 – JUNE 2007
www.ti.com
Typical Application
Figure 1. Typical Audio Amplifier Application Circuit
Connection Diagram
Figure 2. DSBGA - Top View
See YZR0016 Package
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM48821 LM48821TLEVAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com