công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UM809JS bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Union Semiconductor, Inc.

tên linh kiện UM809JS
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Pin Microprocessor Reset Circuits
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNIONSEMI [Union Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.union-ic.com
Logo UNIONSEMI - Union Semiconductor, Inc.

UM809JS bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Union Semiconductor, Inc.

Back Button UM809JS Datasheet HTML 6Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 7Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 8Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 9Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 10Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 11Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 12Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 13Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 14Page - Union Semiconductor, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
________________________________________________________________________
http://www.union-ic.com
Rev.04 Dec.2013
10/15
UM809/810
UM809/810 SOT23-3
Outline Drawing
DIMENSIONS
Symbol
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.050
1.150
0.041
0.045
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E
1.500
1.700
0.059
0.067
E1
2.650
2.950
0.104
0.116
e
0.950REF
0.037REF
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
0.550REF
0.022REF
L1
0.300
0.600
0.012
0.024
θ
0°
8°
0°
8°
Land Pattern
NOTES:
1. Compound dimension: 2.92×1.60;
2. Unit: mm;
3. General tolerance ±0.05mm unless otherwise
specified;
4. The layout is just for reference.
Tape and Reel Orientation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com