công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UM809JS bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Union Semiconductor, Inc.

tên linh kiện UM809JS
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Pin Microprocessor Reset Circuits
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNIONSEMI [Union Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.union-ic.com
Logo UNIONSEMI - Union Semiconductor, Inc.

UM809JS bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Union Semiconductor, Inc.

Back Button UM809JS Datasheet HTML 2Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 3Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 4Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 5Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 6Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 7Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 8Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 9Page - Union Semiconductor, Inc. UM809JS Datasheet HTML 10Page - Union Semiconductor, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
________________________________________________________________________
http://www.union-ic.com
Rev.04 Dec.2013
6/15
UM809/810
Figure 3. Supply Current vs Supply Voltage
Figure 4. Supply Current vs Supply Voltage
Figure 5. Power-Down Reset Delay vs
Figure 6. Power-Down Reset Delay vs
Temperature and Overdrive(UM8xxR/S/T)
Temperature and Overdrive(UM8xxL/M/J)
Figure 7. Power-Up Reset Timeout vs
Figure 8. Normalized Reset Threshold vs
Temperature
Temperature
-40
-20
0
20
40
60
85
0
40
20
60
80
100
VOD=10mV
TEMPERATURE(
oC)
VOD=VTH-VCC
VOD=20mV
VOD=100mV
VOD=200mV
-40
-20
0
20
40
60
85
0
40
20
60
80
100
VOD=10mV
TEMPERATURE(
oC)
VOD=VTH-VCC
VOD=20mV
VOD=100mV
VOD=200mV
120
140
-40
-20
0
20
40
60
85
225
235
230
240
245
250
TEMPERATURE(
oC)
UM8XXL/M/J
UM8XXR/S/T
-40
-20
0
20
40
60
85
0.997
0.999
0.998
1.000
1.001
1.002
TEMPERATURE(
oC)
1.003
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
UM810SS Vth=2.9V
UM810RS Vth=2.6V
UM810MS Vth=4.4V
UM810TS Vth=3.1V
SUPPLY VOLTAGE(uA)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
UM809LS Vth=4.6V
UM809RS Vth=2.6V
UM809RP Vth=2.6V
UM809SP Vth=2.9V
SUPPLY VOLTAGE(V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com