công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS22230 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS22230
Giải thích chi tiết về linh kiện  WIRELESS PCI/USB CONTROLLER
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS22230 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Cirrus Logic

Back Button CS22230 Datasheet HTML 21Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 22Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 23Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 24Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 25Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 26Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 27Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 28Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 29Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 29 page
background image
CS22230 Mini PCI / USB Wireless Controller
25 of 29
DS558PP1
Rev. 1.0
www.cirrus.com
Table 8. ROM/Flash Memory Read Timing
Item
Symbol
Min
Max
Clock Period
(1)
tperSMCLK
72 MHz
103 MHz
CE to SMD Latched Data
(2)
tid SMD
221 ns
OE de-asserted to OE asserted
(3)
tf SMRAS
6(tperSMCLK)
ROM address to output delay
(4)
tACC
220 ns
SMCLK to SMA output delay
td SMA
4.0 ns
SMCLK to BRCE output delay (CE)
td BRCE
4.5 ns
SMCLK to SMRAS output delay (OE)
td SMRAS
5.0 ns
SMD setup to SMCLK
tsu SMD
1.0 ns
SMD hold from SMCLK
th SMD
2.4 ns
1. The memclock timing is derived by bootstrap PLL settings. Synchronous modes at 77 MHz & 72 MHz are currently
supported.
2. tid SMD is based on the fm_romrdlat register settings – default is 09h max. (77Mhz ~ 17 times SMCLK = 221ns).
3. tf SMRAS is the Minimum time required before the next OE is active on the bus (6 times SMCLK). The ROM device
must release the bus within this time frame (77MHz ~ 78 ns).
4. Based on default fm_romrdlat register settings (note: 09h translates to 11h) see fm_romrdlat register settings for more
information)
SMCLK
SMD[7:0]
SMA[11:0], SMD[13:8]
SMNWE
BRCE (CE)
SMRAS (OE)
DATA
ADDRESS
tper
SMCLK
td
td
SMRAS
td
tld
SMD
td
BRCE
td
SMRAS
BRCE
tACC
SMA
tsu
SMD
t h
SMD
t f
SMRAS
Figure 7. ROM Memory Interface 'Read' Timing Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com