công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS22230 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS22230
Giải thích chi tiết về linh kiện  WIRELESS PCI/USB CONTROLLER
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS22230 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Cirrus Logic

Back Button CS22230 Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 17Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 18Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 19Page - Cirrus Logic CS22230 Datasheet HTML 20Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 29 page
background image
CS22230 Mini PCI / USB Wireless Controller
16 of 29
DS558PP1
Rev. 1.0
www.cirrus.com
USBVM
Bi-directional
Differential USB data minus.
USB_ENUM
Output
USB Enumeration – Indicates disconnect/connect event. USB_ENUM is
used to pull the D+ line high, indicating to the host or hub a USB bus “full
rate” connection is active.
Debug Interface
TDO
Output
Test data output.
TDI
Input
Test data input. The input has an integral pull up.
TCK
Input
Test clock signal.
TMS
Input
Test mode select. The input has an integral pull up.
nTRST
Input
Test interface reset. The input has an integral pull up.
Miscellaneous Interface
SPIO_8,12,13,16
Bi-directional
Special Purpose I/O reserved for supporting custom interfaces.
Note: SPIO 13 is used for USB_ENUM during USB modes.
nTEST
Input
Chip test mode pin. Used in conjunction with SMNCS0, SMDQM[0:1]. Pull
up for normal operation.
Power and Ground
VCC (5V and 3.3V)
1
Input
5V inputs. There are a total of 3 pins.
VDD (3.3V)
Input
3.3V inputs. There are a total of 26 pins.
VEE (1.8V)
Input
1.8 inputs to the core. There are a total of 9 pins.
VSS
Input
Ground. There are a total of 33 pins.
1 5V or 3.3V depending on desired PCI configuration



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com