công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXP42X bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - Intel Corporation

tên linh kiện IXP42X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intel짰 IXP42X Product Line of Network Processors and IXC1100 Control Plane Processor
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

IXP42X bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - Intel Corporation

Back Button IXP42X Datasheet HTML 93Page - Intel Corporation IXP42X Datasheet HTML 94Page - Intel Corporation IXP42X Datasheet HTML 95Page - Intel Corporation IXP42X Datasheet HTML 96Page - Intel Corporation IXP42X Datasheet HTML 97Page - Intel Corporation IXP42X Datasheet HTML 98Page - Intel Corporation IXP42X Datasheet HTML 99Page - Intel Corporation IXP42X Datasheet HTML 100Page - Intel Corporation IXP42X Datasheet HTML 101Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 112 page
background image
Intel® IXP42X Product Line and IXC1100 Control Plane Processor
Electrical Specifications
Datasheet
97
Figure 28.
Motorola* Simplex Mode
A9588-01
EX_CLK
EX_ADDR
EX_DATA
EX_WR_N
(exp_mot_ds_n)
EX_RD_N
(exp_mot_rnw)
EX_DATA
EX_RD_N
(exp_mot_rnw)
Valid Address
Output Data
T5
1-16 Cycles
T4
1-4 Cycles
EX_CS_N
Tdspulse
Trecov
Tad2valcs
Tdval2valds
Input Data
Tdhold2afterds
T3
1-16 Cycles
T2
1-4 Cycles
T1
1-4 Cycles
EX_WR_N
(exp_mot_ds_n)
Trdsetup
Trdhold



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More