công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C6745DPTP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320C6745,TMS320C6747 Fixed/Floating-Point Digital Signal Processor
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 227 page
background image
TMS320C6745, TMS320C6747
www.ti.com
SPRS377E – SEPTEMBER 2008 – REVISED FEBRUARY 2013
Table 2-4. C6747 Top Level Memory Map (continued)
Start Address
End Address
Size
DSP Mem Map
EDMA Mem Map
PRUSS Mem
Master
LCDC
Map
Peripheral
Mem
Mem Map
Map
0x01D0 2000
0x01D0 2FFF
4K
McASP 0 Data
-
0x01D0 3000
0x01D0 3FFF
-
0x01D0 4000
0x01D0 4FFF
4K
McASP 1 Control
-
0x01D0 5000
0x01D0 5FFF
4K
McASP 1 AFIFO Control
-
0x01D0 6000
0x01D0 6FFF
4K
McASP 1 Data
-
0x01D0 7000
0x01D0 7FFF
-
0x01D0 8000
0x01D0 8FFF
4K
McASP 2 Control
-
0x01D0 9000
0x01D0 9FFF
4K
McASP 2 AFIFO Control
-
0x01D0 A000
0x01D0 AFFF
4K
McASP 2 Data
-
0x01D0 B000
0x01D0 BFFF
-
0x01D0 C000
0x01D0 CFFF
4K
UART 1
-
0x01D0 D000
0x01D0 DFFF
4K
UART 2
-
0x01D0 E000
0x01DF FFFF
-
0x01E0 0000
0x01E0 FFFF
64K
USB0
-
0x01E1 0000
0x01E1 0FFF
4K
UHPI
-
0x01E1 1000
0x01E1 1FFF
-
0x01E1 2000
0x01E1 2FFF
4K
SPI 1
-
0x01E1 3000
0x01E1 3FFF
4K
LCD Controller
-
0x01E1 4000
0x01E1 4FFF
4K
Memory Protection Unit 1 (MPU 1)
-
0x01E1 5000
0x01E1 5FFF
4K
Memory Protection Unit 2 (MPU 2)
-
0x01E1 6000
0x01E1 FFFF
-
0x01E2 0000
0x01E2 1FFF
8K
EMAC Control Module RAM
-
0x01E2 2000
0x01E2 2FFF
4K
EMAC Control Module Registers
-
0x01E2 3000
0x01E2 3FFF
4K
EMAC Control Registers
-
0x01E2 4000
0x01E2 4FFF
4K
EMAC MDIO port
-
0x01E2 5000
0x01E2 5FFF
4K
USB1
-
0x01E2 6000
0x01E2 6FFF
4K
GPIO
-
0x01E2 7000
0x01E2 7FFF
4K
PSC 1
-
0x01E2 8000
0x01E2 8FFF
4K
I2C 1
-
0x01E2 9000
0x01EF FFFF
-
0x01F0 0000
0x01F0 0FFF
4K
eHRPWM 0
-
0x01F0 1000
0x01F0 1FFF
4K
HRPWM 0
-
0x01F0 2000
0x01F0 2FFF
4K
eHRPWM 1
-
0x01F0 3000
0x01F0 3FFF
4K
HRPWM 1
-
0x01F0 4000
0x01F0 4FFF
4K
eHRPWM 2
-
0x01F0 5000
0x01F0 5FFF
4K
HRPWM 2
-
0x01F0 6000
0x01F0 6FFF
4K
ECAP 0
-
0x01F0 7000
0x01F0 7FFF
4K
ECAP 1
-
0x01F0 8000
0x01F0 8FFF
4K
ECAP 2
-
0x01F0 9000
0x01F0 9FFF
4K
EQEP 0
-
0x01F0 A000
0x01F0 AFFF
4K
EQEP 1
-
0x01F0 B000
0x116F FFFF
-
0x1170 0000
0x117F FFFF
1024K
DSP L2 ROM (2)
-
0x1180 0000
0x1183 FFFF
256K
DSP L2 RAM
-
0x1184 0000
0x11DF FFFF
-
(2)
The DSP L2 ROM is used for boot purposes and cannot be programmed with application code
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated
Device Overview
23
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C6745 TMS320C6747



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com