công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C6745DPTP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320C6745,TMS320C6747 Fixed/Floating-Point Digital Signal Processor
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 227 page
background image
Instruction Fetch
C674x
Fixed/Floating Point CPU
Register
File A
Register
File B
Cache Control
Memory Protect
Bandwidth Mgmt
L1P
256
Cache Control
Memory Protect
Bandwidth Mgmt
L1D
64
64
8 x 32
32K Bytes
L1D RAM/
Cache
32K Bytes
L1P RAM/
Cache
256
Cache Control
Memory Protect
Bandwidth Mgmt
L2
256K Bytes
L2 RAM
256
Boot ROM
256
CFG
MDMA
SDMA
EMC
Power Down
Interrupt
Controller
IDMA
256
256
256
256
256
64
High
Performance
Switch Fabric
64
64
64
Configuration
Peripherals
Bus
32
TMS320C6745, TMS320C6747
www.ti.com
SPRS377E – SEPTEMBER 2008 – REVISED FEBRUARY 2013
2.3
DSP Subsystem
The DSP Subsystem includes the following features:
•
C674x DSP CPU
•
32KB L1 Program (L1P)/Cache (up to 32KB)
•
32KB L1 Data (L1D)/Cache (up to 32KB)
•
256KB Unified Mapped RAM/Cache (L2)
•
Boot ROM (cannot be used for application code)
•
Little endian
Figure 2-1. C674x Megamodule Block Diagram
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated
Device Overview
11
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C6745 TMS320C6747



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com