công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C6745DPTP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320C6745,TMS320C6747 Fixed/Floating-Point Digital Signal Processor
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 227 page
background image
TMS320C6745, TMS320C6747
SPRS377E – SEPTEMBER 2008 – REVISED FEBRUARY 2013
www.ti.com
2.6.5
External Memory Interface B (only SDRAM)
Table 2-10. External Memory Interface B (EMIFB) Terminal Functions
PIN NO
SIGNAL NAME
TYPE(1)
PULL(2)
MUXED
DESCRIPTION
PTP
ZKB
EMB_D[31]
-
G14
I/O
IPD
EMB_D[30]
-
F15
I/O
IPD
EMB_D[29]
-
F14
I/O
IPD
EMB_D[28]
-
E15
I/O
IPD
EMB_D[27]
-
E14
I/O
IPD
EMB_D[26]
-
A14
I/O
IPD
EMB_D[25]
-
B14
I/O
IPD
EMB_D[24]
-
A13
I/O
IPD
EMB_D[23]
-
L15
I/O
IPD
EMB_D[22]
-
L14
I/O
IPD
EMB_D[21]
-
K16
I/O
IPD
EMB_D[20]
-
K13
I/O
IPD
EMB_D[19]
-
J14
I/O
IPD
EMB_D[18]
-
H15
I/O
IPD
EMB_D[17]
-
H14
I/O
IPD
EMB_D[16]
-
G15
I/O
IPD
EMIFB SDRAM data bus
EMB_D[15]/GP6[15]
74
F13
I/O
IPD
EMB_D[14]/GP6[14]
76
E16
I/O
IPD
EMB_D[13]/GP6[13]
78
E13
I/O
IPD
EMB_D[12]/GP6[12]
79
D16
I/O
IPD
EMB_D[11]/GP6[11]
80
D15
I/O
IPD
EMB_D[10]/GP6[10]
82
D14
I/O
IPD
EMB_D[9]/GP6[9]
83
D13
I/O
IPD
EMB_D[8]/GP6[8]
84
C16
I/O
IPD
GPIO
EMB_D[7]/GP6[7]
62
J16
I/O
IPD
EMB_D[6]/GP6[6]
63
J15
I/O
IPD
EMB_D[5]/GP6[5]
64
J13
I/O
IPD
EMB_D[4]/GP6[4]
66
H16
I/O
IPD
EMB_D[3]/GP6[3]
68
H13
I/O
IPD
EMB_D[2]/GP6[2]
70
G16
I/O
IPD
EMB_D[1]/GP6[1]
72
G13
I/O
IPD
EMB_D[0]/GP6[0]
73
F16
I/O
IPD
EMB_A[12]/GP3[13]
89
B15
O
IPD
EMB_A[11]/GP7[13]
91
B12
O
IPD
EMB_A[10]/GP7[12]
105
A9
O
IPD
EMB_A[9]/GP7[11]
92
C12
O
IPD
EMIFB SDRAM row/column
GPIO
address bus
EMB_A[8]/GP7[10]
94
D12
O
IPD
EMB_A[7]/GP7[9]
95
A11
O
IPD
EMB_A[6]/GP7[8]
96
B11
O
IPD
EMB_A[5]/GP7[7]
97
C11
O
IPD
(1)
I = Input, O = Output, I/O = Bidirectional, Z = High impedance, PWR = Supply voltage, GND = Ground, A = Analog signal.
Note: The pin type shown refers to the input, output or high-impedance state of the pin function when configured as the the signal name
highlighted in bold. All multiplexed signals may enter a high-impedance state when the configured function is input-only or the configured
function supports high-Z operation. All GPIO signals can be used as input or output. For multiplexed pins where functions have different
types (ie., input versus output), the table reflects the pin function direction for that particular peripheral.
(2)
IPD = Internal Pulldown resistor, IPU = Internal Pullup resistor
32
Device Overview
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C6745 TMS320C6747



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com