| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC24FJ128GA310 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC24FJ128GA310 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Microchip Technology |
|
23 / 406 page ![]() 2010-2011 Microchip Technology Inc. DS39996F-page 23 PIC24FJ128GA310 FAMILY RB0 16 20 25 K2 I/O ST PORTB Digital I/O. RB1 151924 K1 I/O ST RB2 141823 J2 I/O ST RB3 131722 J1 I/O ST RB4 121621 H2 I/O ST RB5 11 15 20 H1 I/O ST RB6 172126L1 I/O ST RB7 182227 J3 I/O ST RB8 212732 K4 I/O ST RB9 222833L4 I/O ST RB10 23 29 34 L5 I/O ST RB11 24 30 35 J5 I/O ST RB12 27 33 41 J7 I/O ST RB13 28 34 42 L7 I/O ST RB14 29 35 43 K7 I/O ST RB15 30 36 44 L8 I/O ST RC1 — 4 6 D1 I/O ST PORTC Digital I/O. RC2 — — 7 E4 I/O ST RC3 — 5 8 E2 I/O ST RC4 — — 9 E1 I/O ST RC12 394963 F9 I/O ST RC13 475973 C10 I ST RC14 486074 B11 I ST RC15 405064 F11 I/O ST RD0 46 58 72 D9 I/O ST PORTD Digital I/O. RD1 49 61 76 A11 I/O ST RD2 50 62 77 A10 I/O ST RD3 51 63 78 B9 I/O ST RD4 52 66 81 C8 I/O ST RD5 53 67 82 B8 I/O ST RD6 54 68 83 D7 I/O ST RD7 55 69 84 C7 I/O ST RD8 42 54 68 E9 I/O ST RD9 43 55 69 E10 I/O ST RD10 445670 D11 I/O ST RD11 455771 C11 I/O ST RD12 — 64 79 A9 I/O ST RD13 — 65 80 D8 I/O ST RD14 — 37 47 L9 I/O ST RD15 — 38 48 K9 I/O ST TABLE 1-4: PIC24FJ128GA310 FAMILY PINOUT DESCRIPTIONS (CONTINUED) Pin Function Pin Number/Grid Locator I/O Input Buffer Description 64-Pin TQFP 80-Pin TQFP 100-Pin TQFP 121-Pin BGA Legend: TTL = TTL input buffer ST = Schmitt Trigger input buffer ANA = Analog level input/output I2C™ = I2C/SMBus input buffer |