công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APA600 bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APA600
Giải thích chi tiết về linh kiện  ProASICPLUS Flash Family FPGAs
PDF  174 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APA600 bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - Microsemi Corporation

Back Button APA600 Datasheet HTML 59Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 60Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 61Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 62Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 63Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 64Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 65Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 66Page - Microsemi Corporation APA600 Datasheet HTML 67Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 174 page
background image
ProASICPLUS Flash Family FPGAs
v5.2
1-59
Asynchronous SRAM Read, RDB Controlled
Note: The plot shows the normal operation status.
Figure 1-35 • Asynchronous SRAM Read, RDB Controlled
Table 1-54 • TJ = 0°C to 110°C; VDD = 2.3 V to 2.7 V for Commercial/industrial
TJ = –55°C to 150°C, VDD = 2.3 V to 2.7 V for Military/MIL-STD-883
Symbol txxx
Description
Min.
Max.
Units
Notes
ORDA
New DO access from RB
↓
7.5
ns
ORDH
Old DO valid from RB
↓
3.0
ns
RDCYC
Read cycle time
7.5
ns
RDMH
RB high phase
3.0
ns
Inactive setup to new cycle
RDML
RB low phase
3.0
ns
Active
RPRDA
New RPE access from RB
↓
9.5
ns
RPRDH
Old RPE valid from RB
↓
3.0
ns
Note: All –F speed grade devices are 20% slower than the standard numbers.
RB=(RDB+RBLKB)
RPE
DO
tORDH
tORDA
tRPRDA
tRDML
tRDCYC
tRDMH
tRPRDH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com