công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151V8 bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151V8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151V8 bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151V8 Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 121 page
background image
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
Package characteristics
Doc ID 17659 Rev 8
111/121
Figure 39.
UFBGA100 - 7 x 7 x 0.6 mm, 0.5 mm pitch, package outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 66.
UFBGA100 - 7 x 7 x 0.6 mm, 0.5 mm pitch, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.530
0.460
0.600
0.0209
0.0181
0.0236
A1
0.080
0.050
0.110
0.0031
0.0020
0.0043
A2
0.450
0.400
0.500
0.0177
0.0157
0.0197
A3
0.130
0.080
0.180
0.0051
0.0031
0.0071
A4
0.320
0.270
0.370
0.0126
0.0106
0.0146
b
0.250
0.200
0.300
0.0098
0.0079
0.0118
D
7.000
6.950
7.050
0.2756
0.2736
0.2776
D1
5.500
5.450
5.550
0.2165
0.2146
0.2185
E
7.000
6.950
7.050
0.2756
0.2736
0.2776
E1
5.500
5.450
5.550
0.2165
0.2146
0.2185
e
0.500
0.0197
F
0.750
0.700
0.800
0.0295
0.0276
0.0315
ddd
0.100
0.0039
eee
0.150
0.0059
fff
0.050
0.0020
A0C2_ME_V2
Seating plane
A1
e
F
F
D
M
Øb (100 balls)
A
E
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
1
12
A1 ball
identifier
e
A
A2
Y
X
Z
ddd Z
D1
E1
eee
Z Y X
fff
Ø
Ø
M
M
Z
A3
A4
A1 ball
index area



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com