công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151V8 bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151V8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151V8 bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151V8 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 121 page
background image
Electrical characteristics
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
90/121
Doc ID 17659 Rev 8
6.3.16
12-bit ADC characteristics
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 54 are guaranteed by design.
Table 53.
ADC clock frequency
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
fADC
ADC clock
frequency
Voltage
range 1 & 2
2.4 V
≤ VDDA ≤ 3.6 V
VREF+ = VDDA
0.480
16
MHz
VREF+ < VDDA
VREF+ > 2.4 V
8
VREF+ < VDDA
VREF+ ≤ 2.4 V
4
1.8 V
≤ VDDA ≤ 2.4 V
VREF+ = VDDA
8
VREF+ < VDDA
4
Voltage range 3
4
Table 54.
ADC characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VDDA
Power supply
1.8
3.6
V
VREF+
Positive reference voltage
2.4 V
≤ VDDA ≤ 3.6 V
VREF+ must be below
or equal to VDDA
1.8(1)
VDDA
VREF-
Negative reference voltage
VSSA
IVDDA
Current on the VDDA input
pin
1000
1450
µA
IVREF
(2)
Current on the VREF input
pin
Peak
400
700
Average
450
VAIN
Conversion voltage range(3)
0(4)
VREF+
V
fS
12-bit sampling rate
Direct channels
0.03
1
Msps
Multiplexed channels
0.03
0.76
10-bit sampling rate
Direct channels
0.03
1.07
Msps
Multiplexed channels
0.03
0.8
8-bit sampling rate
Direct channels
0.03
1.23
Msps
Multiplexed channels
0.03
0.89
6-bit sampling rate
Direct channels
0.03
1.45
Msps
Multiplexed channels
0.03
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com