công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151V8 bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151V8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151V8 bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151V8 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32L151V8 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 121 page
background image
Electrical characteristics
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
94/121
Doc ID 17659 Rev 8
Figure 27.
Maximum dynamic current consumption on VREF+ supply pin during ADC
conversion
General PCB design guidelines
Power supply decoupling should be performed as shown in Figure 28 or Figure 29,
depending on whether VREF+ is connected to VDDA or not. The 10 nF capacitors should be
ceramic (good quality). They should be placed as close as possible to the chip.
ADC clock
Sampling (n cycles)
Conversion (12 cycles)
Iref+
300µA
700µA
Table 56.
RAIN max for fADC = 16 MHz
(1)
Ts
(cycles)
Ts
(µs)
RAIN max (kohm)
Multiplexed channels
Direct channels
2.4 V < VDDA < 3.6 V 1.8 V < VDDA < 2.4 V 2.4 V < VDDA < 3.3 V 1.8 V < VDDA < 2.4 V
4
0.25
Not allowed
Not allowed
0.7
Not allowed
9
0.5625
0.8
Not allowed
2.0
1.0
16
1
2.0
0.8
4.0
3.0
24
1.5
3.0
1.8
6.0
4.5
48
3
6.8
4.0
15.0
10.0
96
6
15.0
10.0
30.0
20.0
192
12
32.0
25.0
50.0
40.0
384
24
50.0
50.0
50.0
50.0
1.
Guaranteed by design, not tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com