| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8T143 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8T143 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 65 page ![]() Electrical characteristics STM8T143 44/65 DocID18315 Rev 6 9.6 Streaming mode characteristics Figure 21. Data streaming timing diagram Table 18. Implemented EPCC values (pF) General name EPCC name ICS bit 2 01 Implemented capacitance values EPCC 0 0.3 0.6 EPCC 1 0.6 1.2 EPCC 2 1.2 2.4 EPCC 3 2.4 4.8 EPCC 4 4.8 9.6 EPCC 5 9.6 19.2 Maximum PCC capacitance value 18.9 37.8 Table 19. External sensing component characteristics Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit CX Equivalent electrode capacitance 1 - 60 pF CT Equivalent touch capacitance - 5 - RX Electrode serial resistance - 2 22 kOhm Table 20. Data streaming timing characteristics Symbol Parameter Typ. Unit tSTART DATA low time 17 µs tBIT Data bit time 17 tSTOP DATA high time 29 |