công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F676-E/P bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F676-E/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers
PDF  132 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F676-E/P bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F676-E/P Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology PIC16F676-E/P Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology PIC16F676-E/P Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology PIC16F676-E/P Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology PIC16F676-E/P Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology PIC16F676-E/P Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology PIC16F676-E/P Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology PIC16F676-E/P Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology PIC16F676-E/P Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 132 page
background image
 2010 Microchip Technology Inc.
DS40039F-page 23
PIC16F630/676
REGISTER 3-4:
IOCA — INTERRUPT-ON-CHANGE PORTA REGISTER (ADDRESS: 96h)
U-0
U-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
—
—
IOCA5
IOCA4
IOCA3
IOCA2
IOCA1
IOCA0
bit 7
bit 0
bit 7-6
Unimplemented: Read as ‘0’
bit 5-0
IOCA<5:0>: Interrupt-on-Change PORTA Control bits
1
= Interrupt-on-change enabled
0
= Interrupt-on-change disabled
Note: Global Interrupt Enable (GIE) must be enabled for individual interrupts to be
recognized.
Legend:
R = Readable bit
W = Writable bit
U = Unimplemented bit, read as ‘0’
- n = Value at POR
‘1’ = Bit is set
‘0’ = Bit is cleared
x = Bit is unknown



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com