công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DP83848JSQ bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DP83848JSQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  DP83848J PHYTER Mini LS Commercial Temperature Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DP83848JSQ bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Texas Instruments

Back Button DP83848JSQ Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments DP83848JSQ Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments DP83848JSQ Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments DP83848JSQ Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments DP83848JSQ Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments DP83848JSQ Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments DP83848JSQ Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments DP83848JSQ Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments DP83848JSQ Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 80 page
background image
75
www.national.com
8.2.24 RMII Transmit Timing
X1
TXD[1:0]
TX_EN
Valid Data
T2.24.2
T2.24.3
T2.24.1
PMD Output Pair
Symbol
T2.24.4
Parameter
Description
Notes
Min
Typ
Max Units
T2.24.1
X1 Clock Period
50 MHz Reference Clock
20
ns
T2.24.2
TXD[1:0], TX_EN, Data Setup
to X1 rising
4ns
T2.24.3
TXD[1:0], TX_EN, Data Hold
from X1 rising
2ns
T2.24.4
X1 Clock to PMD Output Pair
Latency
From X1 Rising edge to first bit of symbol
17
bits



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80