| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DP83848JSQ bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP83848JSQ bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - Texas Instruments |
|
75 / 80 page ![]() www.national.com 74 8.2.23 10 Mb/s Internal Loopback Timing Note: Measurement is made from the first rising edge of TX_CLK after assertion of TX_EN. Parameter Description Notes Min Typ Max Units T2.23.1 TX_EN to RX_DV Loopback 10 Mb/s internal loopback mode 2 µs TX_CLK TX_EN TXD[3:0] CRS RX_CLK RXD[3:0] RX_DV T2.23.1 |