| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IO4-168P bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Amphenol Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IO4-168P bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Amphenol Corporation |
|
23 / 44 page ![]() 19 Low Mating Force input/output connector 4 row contact arrangements Number of Contacts IO Number* A Max. B C Max. 224 IO 4-224(*) 6.895 6.575 .590 228 IO 4-228(*) 6.995 6.675 .590 232 IO 4-232(*) 7.095 6.775 .590 236 IO 4-236(*) 7.195 6.875 .590 240 IO 4-240(*) 7.295 6.975 .590 244 IO 4-244(*) 7.395 7.075 .590 248 IO 4-248(*) 7.495 7.175 .590 252 IO 4-252(*) 7.595 7.275 .590 256 IO 4-256(*) 7.695 7.375 .590 260 IO 4-260(*) 7.795 7.475 .590 264 IO 4-264(*) 7.895 7.575 .590 268 IO 4-268(*) 7.995 7.675 .590 272 IO 4-272(*) 8.095 7.775 .590 276 IO 4-276(*) 8.195 7.875 .590 280 IO 4-280(*) 8.295 7.975 .590 284 IO 4-284(*) 8.395 8.075 .590 288 IO 4-288(*) 8.495 8.175 .590 292 IO 4-292(*) 8.595 8.275 .590 296 IO 4-296(*) 8.695 8.375 .590 300 IO 4-300(*) 8.795 8.475 .590 304 IO 4-304(*) 8.895 8.575 .590 308 IO 4-308(*) 8.995 8.675 .590 312 IO 4-312(*) 9.095 8.775 .590 316 IO 4-316(*) 9.195 8.875 .590 320 IO 4-320(*) 9.295 8.975 .590 324 IO 4-324(*) 9.395 9.075 .590 328 IO 4-328(*) 9.496 9.175 .590 332 IO 4-332(*) 9.595 9.275 .590 336 IO 4-336(*) 9.695 9.375 .590 340 IO 4-340(*) 9.795 9.475 .590 344 IO 4-344(*) 9.895 9.575 .590 348 IO 4-348(*) 9.995 9.675 .590 352 IO 4-352(*) 10.095 9.775 .590 356 IO 4-356(*) 10.195 9.875 .590 360 IO 4-360(*) 10.295 9.975 .590 364 IO 4-364(*) 10.395 10.075 .590 368 IO 4.368(*) 10.495 10.175 .590 372 IO 4-372(*) 10.595 10.275 .590 376 IO 4-376(*) 10.695 10.375 .590 380 IO 4-380(*) 10.795 10.475 .590 384 IO 4-384(*) 10.895 10.575 .590 388 IO 4-388(*) 10.995 10.675 .590 392 IO 4-392(*) 11.095 10.775 .590 396 IO 4-396(*) 11.195 10.875 .590 400 IO 4-400(*) 11.295 10.975 .590 *See How to Order, pages 3, 4 and 5 Number of Contacts IO Number* A Max. B C Max. 040 IO 4-040(*) 2.295 1.975 .590 044 IO 4-044(*) 2.395 2.075 .590 048 IO 4-048(*) 2.495 2.175 .590 052 IO 4-052(*) 2.595 2.275 .590 056 IO 4-056(*) 2.695 2.375 .590 060 IO 4-060(*) 2.795 2.475 .590 064 IO 4-064(*) 2.895 2.575 .590 068 IO 4-068(*) 2.995 2.675 .590 072 IO 4-072(*) 3.095 2.775 .590 076 IO 4-076(*) 3.195 2.875 .590 080 IO 4-080(*) 3.295 2.975 .590 084 IO 4-084(*) 3.395 3.075 .590 088 IO 4-088(*) 3.495 3.175 .590 092 IO 4-092(*) 3.595 3.275 .590 096 IO 4-096(*) 3.695 3.375 .590 100 IO 4-100(*) 3.795 3.475 .590 104 IO 4-104(*) 3.895 3.575 .590 108 IO 4-108(*) 3.995 3.675 .590 112 IO 4-112(*) 4.095 3.775 .590 116 IO 4-116(*) 4.195 3.875 .590 120 IO 4-120(*) 4.295 3.975 .590 124 IO 4-124(*) 4.395 4.075 .590 128 IO 4-128(*) 4.495 4.175 .590 132 IO 4-132(*) 4.595 4.275 .590 136 IO 4-136(*) 4.695 4.375 .590 140 IO 4-140(*) 4.795 4.475 .590 144 IO 4-144(*) 4.895 4.575 .590 148 IO 4-148(*) 4.995 4.675 .590 152 IO 4-152(*) 5.095 4.775 .590 156 IO 4-156(*) 5.195 4.875 .590 160 IO 4-160(*) 5.295 4.975 .590 164 IO 4-164(*) 5.395 5.075 .590 168 IO 4-168(*) 5.495 5.175 .590 172 IO 4-172(*) 5.595 5.275 .590 176 IO 4-176(*) 5.695 5.375 .590 180 IO 4-180(*) 5.795 5.475 .590 184 IO 4-184(*) 5.895 5.575 .590 188 IO 4-188(*) 5.995 5.675 .590 192 IO 4-192(*) 6.095 5.775 .590 196 IO 4-196(*) 6.195 5.875 .590 200 IO 4-200(*) 6.295 5.975 .590 204 IO 4-204(*) 6.395 6.075 .590 208 IO 4-208(*) 6.495 6.175 .590 212 IO 4-212(*) 6.595 6.275 .590 216 IO 4-216(*) 6.695 6.375 .590 220 IO 4-220(*) 6.795 6.475 .590 |