| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IO4-168P bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Amphenol Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IO4-168P bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Amphenol Corporation |
|
22 / 44 page ![]() 18 Low Mating Force input/output connector 3 row contact arrangements Number of Contacts IO Number* A Max. B C Max. 030 IO 3-030(*) 2.295 1.975 .490 033 IO 3-033(*) 2.395 2.075 .490 036 IO 3-036(*) 2.495 2.175 .490 039 IO 3-039(*) 2.595 2.275 .490 042 IO 3-042(*) 2.695 2.375 .490 045 IO 3-045(*) 2.795 2.475 .490 048 IO 3-048(*) 2.894 2.575 .490 051 IO 3-051(*) 2.995 2.675 .490 054 IO 3-054(*) 3.095 2.775 .490 057 IO 3-057(*) 3.195 2.875 .490 060 IO 3-060(*) 3.295 2.975 .490 063 IO 3-063(*) 3.395 3.075 .490 066 IO 3-066(*) 3.495 3.175 .490 069 IO 3-069(*) 3.595 3.275 .490 072 IO 3-072(*) 3.695 3.375 .490 075 IO 3-075(*) 3.795 3.475 .490 078 IO 3-078(*) 3.895 3.575 .490 081 IO 3-081(*) 3.995 3.675 .490 084 IO 3-084(*) 4.095 3.775 .490 087 IO 3-087(*) 4.195 3.875 .490 090 IO 3-090(*) 4.295 3.975 .490 093 IO 3-093(*) 4.395 4.075 .490 096 IO 3-096(*) 4.495 4.175 .490 099 IO 3-099(*) 4.595 4.275 .490 102 IO 3-102(*) 4.695 4.375 .490 105 IO 3-105(*) 4.795 4.475 .490 108 IO 3-108(*) 4.895 4.575 .490 111 IO 3-111(*) 4.995 4.675 .490 114 IO 3-114(*) 5.095 4.775 .490 117 IO 3-117(*) 5.195 4.875 .490 120 IO 3-120(*) 5.295 4.975 .490 123 IO 3-123(*) 5.395 5.075 .490 126 IO 3-126(*) 5.495 5.175 .490 129 IO 3-129(*) 5.595 5.275 .490 132 IO 3-132(*) 5.695 5.375 .490 135 IO 3-135(*) 5.795 5.475 .490 138 IO 3-138(*) 5.895 5.575 .490 141 IO 3-141(*) 5.995 5.675 .490 144 IO 3-144(*) 6.095 5.775 .490 147 IO 3-147(*) 6.195 5.875 .490 150 IO 3-150(*) 6.295 5.975 .490 153 IO 3-153(*) 6.395 6.075 .490 156 IO 3-156(*) 6.495 6.175 .490 159 IO 3-159(*) 6.595 6.275 .490 162 IO 3-162(*) 6.695 6.375 .490 165 IO 3-165(*) 6.795 6.475 .490 Number of Contacts IO Number* A Max. B C Max. 168 IO 3-168(*) 6.895 6.575 .490 171 IO 3-171(*) 6.995 6.675 .490 174 IO 3-174(*) 7.095 6.775 .490 177 IO 3-177(*) 7.195 6.875 .490 180 IO 3-180(*) 7.295 6.975 .490 183 IO 3-183(*) 7.395 7.075 .490 186 IO 3-186(*) 7.495 7.175 .490 189 IO 3-189(*) 7.595 7.275 .490 192 IO 3-192(*) 7.695 7.375 .490 195 IO 3-195(*) 7.795 7.475 .490 198 IO 3-198(*) 7.895 7.575 .490 201 IO 3-201(*) 7.995 7.675 .490 204 IO 3-204(*) 8.095 7.775 .490 207 IO 3-207(*) 8.195 7.875 .490 210 IO 3-210(*) 8.295 7.975 .490 213 IO 3-213(*) 8.395 8.075 .490 216 IO 3-216(*) 8.495 8.175 .490 219 IO 3-219(*) 8.595 8.275 .490 222 IO 3-222(*) 8.695 8.375 .490 225 IO 3-225(*) 8.795 8.475 .490 228 IO 3-228(*) 8.895 8.575 .490 231 IO 3-231(*) 8.995 8.675 .490 234 IO 3-234(*) 9.095 8.775 .490 237 IO 3-237(*) 9.195 8.875 .490 240 IO 3-240(*) 9.295 8.975 .490 243 IO 3-243(*) 9.395 9.075 .490 246 IO 3-246(*) 9.495 9.175 .490 249 IO 3-249(*) 9.595 9.275 .490 252 IO 3-252(*) 9.695 9.375 .490 255 IO 3-255(*) 9.795 9.475 .490 258 IO 3-258(*) 9.895 9.575 .490 261 IO 3-261(*) 9.995 9.675 .490 264 IO 3-264(*) 10.095 9.775 .490 267 IO 3-267(*) 10.195 9.875 .490 270 IO 3-270(*) 10.295 9.975 .490 273 IO 3-273(*) 10.395 10.075 .490 276 IO 3-276(*) 10.495 10.175 .490 279 IO 3-279(*) 10.595 10.275 .490 282 IO 3-282(*) 10.695 10.375 .490 285 IO 3-285(*) 10.795 10.475 .490 288 IO 3-288(*) 10.895 10.575 .490 291 IO 3-291(*) 10.995 10.675 .490 294 IO 3-294(*) 11.095 10.775 .490 297 IO 3-297(*) 11.195 10.875 .490 300 IO 3-300(*) 11.295 10.975 .490 *See How to Order, pages 3, 4 and 5 |