công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1650 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1650
Giải thích chi tiết về linh kiện  750 kHz Boost Controller
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1650 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microchip Technology

  MCP1650_13 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
MCP1650/51/52/53
DS21876B-page 4
 2004-2013 Microchip Technology Inc.
Timing Diagram
Typical Application Circuits
Latch Truth Table
SR
Q
00
Qn
011
100
111
Osc
S
R
Q
DR
EXT
MCP1650/1/2/3 Timing Diagram
R
S
Q
Q
FB
CS
SHDN
VIN
8
2
5
6
4
7
GND
Input
Voltage
3.3V ±10%
C
IN
10 µF
off
on
EXT
Boost
Inductor
3.3 µH
10 µF
Ceramic
90.9 k
V
OUT = 12V
I
OUT = 0 to 100 mA
10 k
MOSFET/Schottky
Combination Device
RSENSE
0.05
3.3V to 12V 100 mA Boost Converter
1
3
NC
NC
C
OUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com