công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1650 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1650
Giải thích chi tiết về linh kiện  750 kHz Boost Controller
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1650 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1650_13 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology MCP1650_13 Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 30 page
background image
MCP1650/51/52/53
DS21876B-page 22
 2004-2013 Microchip Technology Inc.
7.0
PACKAGING INFORMATION
7.1
Package Marking Information
8-Lead MSOP (MCP1650, MCP1651, MCP1652)
Example:
XXXXX
YWWNNN
1650SE
0448256
10-Lead MSOP (MCP1653)
Example:
XXXXX
YYWWNNN
1653SE
0448256
Legend: XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Pb-free JEDEC designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is Pb-free. The Pb-free JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
3
e
3
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com