| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
WM8953ECS/RV bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WM8953ECS/RV bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
4 / 100 page ![]() WM8953 Production Data w PD, January 2009, Rev 4.0 4 PIN CONFIGURATION ORDERING INFORMATION ORDER CODE TEMPERATURE RANGE PACKAGE MOISTURE SENSITIVITY LEVEL PEAK SOLDERING TEMPERATURE WM8953ECS/RV -40 °C to +85°C 42-ball W-CSP (Pb-free, Tape and reel) MSL3 260 °C Note: Reel quantity = 3500 |