công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF2129T bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF2129T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Accurate RTC with integrated quartz crystal for industrial
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCF2129T bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF2129T Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 73 page
background image
PCF2129T
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 12 February 2013
63 of 73
NXP Semiconductors
PCF2129T
Accurate RTC with integrated quartz crystal for industrial
15. Package outline
Fig 44. Package outline SOT162-1 (SO16) of PCF2129T
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD
(1)
E
(1)
(1)
eHE
LLp
Q
Z
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
2.65
0.3
0.1
2.45
2.25
0.49
0.36
0.32
0.23
10.5
10.1
7.6
7.4
1.27
10.65
10.00
1.1
1.0
0.9
0.4
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.1
0.4
SOT162-1
8
16
w M
b p
D
detail X
Z
e
9
1
y
0.25
075E03
MS-013
pin 1 index
0.1
0.012
0.004
0.096
0.089
0.019
0.014
0.013
0.009
0.41
0.40
0.30
0.29
0.05
1.4
0.055
0.419
0.394
0.043
0.039
0.035
0.016
0.01
0.25
0.01
0.004
0.043
0.016
0.01
X
θ
A
A1
A2
HE
L p
Q
E
c
L
v M A
(A )
3
A
0
5
10 mm
scale
SO16: plastic small outline package; 16 leads; body width 7.5 mm
SOT162-1
99-12-27
03-02-19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com