công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF2129T bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF2129T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Accurate RTC with integrated quartz crystal for industrial
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCF2129T bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF2129T Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 73 page
background image
PCF2129T
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 12 February 2013
57 of 73
NXP Semiconductors
PCF2129T
Accurate RTC with integrated quartz crystal for industrial
a. PWRMNG[2:0] = 111; TSOFF = 1; Tamb =25 C; TS input floating
b. PWRMNG[2:0] = 000; TSOFF = 0; Tamb =25 C; TS input floating
Fig 40. IDD as a function of VDD
VDD (V)
1.8
4.2
3.4
2.6
2.2
3.8
3.0
001aaj433
0.8
1.2
0.4
1.6
2.0
IDD
(
μA)
0
CLKOUT OFF
CLKOUT enabled at
32 kHz
VDD (V)
1.8
4.2
3.4
2.6
2.2
3.8
3.0
001aaj434
1.6
2.4
0.8
3.2
4.0
IDD
(
μA)
0
CLKOUT OFF
CLKOUT enabled at
32 kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com