công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF2129T bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF2129T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Accurate RTC with integrated quartz crystal for industrial
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCF2129T bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF2129T Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors PCF2129T Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 73 page
background image
PCF2129T
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 12 February 2013
62 of 73
NXP Semiconductors
PCF2129T
Accurate RTC with integrated quartz crystal for industrial
14. Application information
For information about application configuration, see Ref. 3 “AN11186”.
Fig 43. I2C-bus timing diagram; rise and fall times refer to 30 % and 70 %
PROTOCOL
SCL
SDA
mbd820
BIT 0
LSB
(R/W)
START
CONDITION
(S)
BIT 7
MSB
(A7)
BIT 6
(A6)
ACKNOWLEDGE
(A)
STOP
CONDITION
(P)
tSU;STA
tHD;STA
tSU;DAT
tHD;DAT
tVD;DAT
tSU;STO
tLOW
tHIGH
1 / fSCL
tBUF
tr
tf



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com