| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OR2C04A bảng dữ liệu(PDF) 124 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OR2C04A bảng dữ liệu(HTML) 124 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
124 / 192 page ![]() Data Sheet ORCA Series 2 FPGAs June 1999 124 Lucent Technologies Inc. A20 VSS VSS VSS VSS A24 VSS VSS VSS VSS A29 VSS VSS VSS VSS A3 VSS VSS VSS VSS A30 VSS VSS VSS VSS A8 VSS VSS VSS VSS AD1 VSS VSS VSS VSS AD31 VSS VSS VSS VSS AJ1 VSS VSS VSS VSS AJ2 VSS VSS VSS VSS AJ30 VSS VSS VSS VSS AJ31 VSS VSS VSS VSS AK1 VSS VSS VSS VSS AK29 VSS VSS VSS VSS AK3 VSS VSS VSS VSS AK31 VSS VSS VSS VSS AL12 VSS VSS VSS VSS AL16 VSS VSS VSS VSS AL2 VSS VSS VSS VSS AL20 VSS VSS VSS VSS AL24 VSS VSS VSS VSS AL29 VSS VSS VSS VSS AL3 VSS VSS VSS VSS AL30 VSS VSS VSS VSS AL8 VSS VSS VSS VSS B1 VSS VSS VSS VSS B29 VSS VSS VSS VSS B3 VSS VSS VSS VSS B31 VSS VSS VSS VSS C1 VSS VSS VSS VSS C2 VSS VSS VSS VSS C30 VSS VSS VSS VSS C31 VSS VSS VSS VSS H1 VSS VSS VSS VSS H31 VSS VSS VSS VSS M1 VSS VSS VSS VSS M31 VSS VSS VSS VSS T1 VSS VSS VSS VSS T31 VSS VSS VSS VSS Y1 VSS VSS VSS VSS Y31 VSS VSS VSS VSS A1 VDD VDD VDD VDD A31 VDD VDD VDD VDD Pin Information (continued) Table 28. OR2C/2T15A, OR2C/2T26A, and OR2C/2T40A/B 432-Pin EBGA Pinout (continued) Pin 2C/2T15A Pad 2C/2T26A Pad 2C/2T40A/B Pad Function Notes: The OR2T15A pin AG2 is not connected in the 432-pin EBGA package. The pins labeled I/O-VDD5 are user I/Os for the OR2CxxA and OR2TxxB series, but they are connected to VDD5 for the OR2TxxA series. |