công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8352GEB/V bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8352GEB/V
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wolfson AudioPlus™ Stereo CODEC with Power Management
PDF  336 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8352GEB/V bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Wolfson Microelectronics plc

Back Button WM8352GEB/V Datasheet HTML 31Page - Wolfson Microelectronics plc WM8352GEB/V Datasheet HTML 32Page - Wolfson Microelectronics plc WM8352GEB/V Datasheet HTML 33Page - Wolfson Microelectronics plc WM8352GEB/V Datasheet HTML 34Page - Wolfson Microelectronics plc WM8352GEB/V Datasheet HTML 35Page - Wolfson Microelectronics plc WM8352GEB/V Datasheet HTML 36Page - Wolfson Microelectronics plc WM8352GEB/V Datasheet HTML 37Page - Wolfson Microelectronics plc WM8352GEB/V Datasheet HTML 38Page - Wolfson Microelectronics plc WM8352GEB/V Datasheet HTML 39Page - Wolfson Microelectronics plc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 336 page
background image
Production Data
WM8352
w
PD, February 2011, Rev 4.4
35
10.5 CONTROL INTERFACE TIMING
Figure 18 Control Interface Timing - 2-wire Control Mode
Test Conditions
DCVDD = 1.8V, DBVDD = 3.3V, DGND = 0V, TA = +25
oC, unless otherwise stated.
PARAMETER
SYMBOL
MIN
TYP
MAX
UNIT
SCLK Frequency
0
526
kHz
SCLK Low Pulse-Width
t1
1.3
us
SCLK High Pulse-Width
t2
600
ns
Hold Time (Start Condition)
t3
600
ns
Setup Time (Start Condition)
t4
600
ns
Data Setup Time
t5
100
ns
SDATA, SCLK Rise Time
t6
300
ns
SDATA, SCLK Fall Time
t7
300
ns
Setup Time (Stop Condition)
t8
600
ns
Data Hold Time
t9
900
ns
Pulse width of spikes that will be suppressed
tps
0
5
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com