| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CXD3003 bảng dữ liệu(PDF) 117 Page - Sony Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CXD3003 bảng dữ liệu(HTML) 117 Page - Sony Corporation |
|
117 / 137 page ![]() – 117 – CXD3003R $3B (preset: $3B E0 50) SFOX, SFO2, SFO1: FOK slice level Default value: 011 (28/256 × VDD/2, VDD = supply voltage) RFDC input conversion SFOX 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 16/256 × VDD/2 20/256 × VDD/2 24/256 × VDD/2 28/256 × VDD/2 32/256 × VDD/2 40/256 × VDD/2 48/256 × VDD/2 56/256 × VDD/2 SFO2 0 1 0 1 0 1 0 1 SFO1 Slice level D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SFO2 SFO1 SDF2 SDF1 MAX2 MAX1 SFOX BTF D2V2 D2V1 D1V2 D1V1 RINT 0 0 0 ∗: preset ∗ |