công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPD1039F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TPD1039F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Side Power Switch for Motor, Solenoid and Lamp Drivers
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPD1039F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TPD1039F Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TPD1039F Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPD1039F Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPD1039F Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TPD1039F Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TPD1039F Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TPD1039F Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TPD1039F Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TPD1039F Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
TPD1039F
2008-03-18
7
ドレイン電流
ID (A)
RDS (ON) – ID
チャネル温度
Tch (°C)
RDS (ON) – Tch
入力電圧
VIN (V)
IOC – VIN
チャネル温度
Tch (°C)
IOC – Tch
入力電圧
VIN (V)
TOT – VIN
入力電圧
VIN (V)
ton,toff,tr,tf – VIN
10
1
0.1
0.01
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
VIN = 5 V
Tch = 25°C
−80
−40
0
40
80
120
160
0
0.3
0.2
0.1
VIN = 6 V
3.5
5
ID =1 A
10
8
6
4
2
0
−80
−40
0
40
80
120
160
VDS = 24 V
VIN = 5 V
10
0
2
4
6
8
8
6
4
2
0
Tch = 25°C
0
2
4
6
8
100
120
160
180
140
0
2
4
6
8
0
20
60
80
40
VDD = 24 V
RL = 24Ω
Tch = 25°C
toff
ton
tf
tr
Channel temperature Tch (°C)
Drain current ID (A)
Channel temperature Tch (°C)
Input voltage VIN (V)
Input voltage VIN (V)
Input voltage VIN (V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com