công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS70751MPWPREP bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS70751MPWPREP
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL-OUTPUT LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH POWER-UP SEQUENCING FOR SPLIT-VOLTAGE DSP SYSTEMS
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TPS70751MPWPREP bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button TPS70751MPWPREP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPS70751MPWPREP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TPS70751MPWPREP Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TPS70751MPWPREP Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TPS70751MPWPREP Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TPS70751MPWPREP Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TPS70751MPWPREP Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TPS70751MPWPREP Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TPS70751MPWPREP Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 41 page
background image
www.ti.com
t − Time − ms
OUTPUT VOLTAGE
vs
TIME (START-UP)
VO = 3.3 V
CO = 33 µF
IO = 250 mA
VOUT1
SEQ = Low
0
2
−5
2
3
1
0
0
5
0.2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.4
0.6
0.8
VO = 1.8 V
CO = 33 µF
IO = 125 mA
VOUT2
SEQ = High
t − Time − ms
OUTPUT VOLTAGE
vs
TIME (START-UP)
0
2
−5
1
2
0
−1
0
5
0.2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.4
0.6
0.8
IN
EN
OUT
+
GND
C
O
ESR
R
L
V
I
ToLoad
R
TPS70751-EP
DUAL-OUTPUT LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
WITH POWER-UP SEQUENCING FOR SPLIT-VOLTAGE DSP SYSTEMS
SLVS718 – DECEMBER 2006
Figure 26.
Figure 27.
Figure 28. Test Circuit for Typical Regions of Stability
17
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com