công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT66F016 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT66F016
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT66F016 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT66F016 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 116 page
background image
Power-on Reset Characteristics
Ta=25
°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDD
Conditions
VPOR
VDD Start Voltage to Ensure
Power-on Reset
¾¾¾
¾
100
mV
RPOR AC
VDD Raising Rate to Ensure
Power-on Reset
¾¾
0.035
¾¾
V/ms
tPOR
Minimum Time for VDD Stays at
VPOR to Ensure Power-on Reset
¾¾
1
¾¾
ms
Bandgap Reference (Vbg) Characteristic Curve
HT66F016/HT66F017/HT68F016/HT68F017
Rev. 1.00
16
May 14, 2012
T i m e
V D D
V P O R
R R V D D
t P O R
1 . 2 1 5
1 . 2 2 0
1 . 2 2 5
1 . 2 3 0
1 . 2 3 5
1 . 2 4 0
1 . 2 4 5
1 . 2 5 0
1 . 2 5 5
1 . 2 6 0
1 . 2 6 5
1 . 2 7 0
2 . 7 V
3 . 1 5 V
5 . 6 V
2 5 ° C
- 4 5 ° C
9 0 ° C
O p e r a t i n g V o l t a g e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com