công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT66F016 bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT66F016
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced Flash Type 8-Bit MCU with EEPROM
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT66F016 bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT66F016 Datasheet HTML 83Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 84Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 85Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 86Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 87Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 88Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 89Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 90Page - Holtek Semiconductor Inc HT66F016 Datasheet HTML 91Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 116 page
background image
HT66F016/HT66F017/HT68F016/HT68F017
Rev. 1.00
87
May 14, 2012
· MFI0 Register -- HT66F017
Bit
76543210
Name
¾¾
T0AF
T0PF
¾¾
T0AE
T0PE
R/W
¾¾
R/W
R/W
¾¾
R/W
R/W
POR
¾¾
00
¾¾
00
Bit 7~6
unimplemented, read as
²0²
Bit 5
T0AF: TM0 Comparator A match interrupt request flag
0: no request
1: interrupt request
Bit 4
T0PF: TM0 Comparator P match interrupt request flag
0: no request
1: interrupt request
Bit 3~2
unimplemented, read as
²0²
Bit 1
T0AE: TM0 Comparator A match interrupt control
0: disable
1: enable
Bit 0
T0PE: TM0 Comparator P match interrupt control
0: disable
1: enable
· MFI1 Register
Bit
76543210
Name
¾¾
T1AF
T1PF
¾¾
T1AE
T1PE
R/W
¾¾
R/W
R/W
¾¾
R/W
R/W
POR
¾¾
00
¾¾
00
Bit 7~6
unimplemented, read as
²0²
Bit 5
T1AF: TM1 Comparator A match interrupt request flag
0: no request
1: interrupt request
Bit 4
T1PF: TM1 Comparator P match interrupt request flag
0: no request
1: interrupt request
Bit 3~2
unimplemented, read as
²0²
Bit 1
T1AE: TM1 Comparator A match interrupt control
0: disable
1: enable
Bit 0
T1PE: TM1 Comparator P match interrupt control
0: disable
1: enable



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com