công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64573LFD bảng dữ liệu(PDF) 129 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64573LFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64573LFD bảng dữ liệu(HTML) 129 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64573LFD Datasheet HTML 125Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 126Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 127Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 128Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 129Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 130Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 131Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 132Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 133Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 129 / 134 page
background image
REJ03B0234-0110
Rev.1.10
Page 129 of 129
Nov 09, 2010
R32C/157 Group
Appendix 1. Package Dimensions
Appendix 1. Package Dimensions
Terminal cross section
b1
bp
1.0
0.125
0.20
1.25
1.25
0.08
0.20
0.145
0.09
0.27
0.22
0.17
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
20.1
20.0
19.9
D
20.1
20.0
19.9
E
1.4
A2
22.2
22.0
21.8
22.2
22.0
21.8
1.7
A
0.15
0.1
0.05
0.65
0.5
0.35
L
x
8°
0°
c
0.5
e
0.10
y
HD
HE
A1
bp
b1
c1
ZD
ZE
L1
P-LQFP144-20x20-0.50
1.2g
MASS[Typ.]
144P6Q-A / FP-144L / FP-144LV
PLQP0144KA-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
F
1
36
37
72
73
108
109
144
*1
*3
x
Index mark
D
HD
bp
ZD
Detail F
L
L1
2.
1.
DIMENSIONS "
*1" AND "*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
NOTE)
DIMENSION "
*3" DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
e
y
S
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com