công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64573LFD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64573LFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64573LFD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  R5F64573LFD Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 134 page
background image
REJ03B0234-0110
Rev.1.10
Page 5 of 129
Nov 09, 2010
R32C/157 Group
1. Overview
Figure 1.1
Part Numbering
Part Number
R5 F 64 57 3 J XXX FD
Package Code
FD : PLQP0144KA-A
Memory Type
F : Flash memory version
R32C/157 Group
R32C/100 Series
ROM/RAM/E2dataFlash Capacity
1 : 256 KB/20 KB/4 KB
2 : 384 KB/24 KB/4 KB
3 : 512 KB/32 KB/4 KB
F : 256 KB/20 KB/none
G : 384 KB/24 KB/none
H : 512 KB/32 KB/none
Temperature Code
J : -40°C to 85°C
L : -40°C to 105°C
K : -40°C to 125°C
ROM Number
Omitted in the flash memory version



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com