công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64573LFD bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64573LFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64573LFD bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64573LFD Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 45Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 46Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 47Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 48Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 49Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 50Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 134 page
background image
REJ03B0234-0110
Rev.1.10
Page 46 of 129
Nov 09, 2010
R32C/157 Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Table 4.27
SFR List (27)
Address
Register
Symbol
Reset Value
044090h to
044DFFh
044E00h LIN Channel Window Select/Input Signal Low Detection Status
Register
LCW
0000 0000b
044E01h LIN Baud Rate Generator Control Register
LBRG
0000 0000b
044E02h LIN Baud Rate Prescaler 0
LBRP0
00h
044E03h LIN Baud Rate Prescaler 1
LBRP1
00h
044E04h LIN Mode Register 0
LMD0
0000 0000b
044E05h LIN Mode Register 1
LMD1
00h
044E06h LIN Wake-up Setting Register
LWUP
00h
044E07h
044E08h LIN Break Field Setting Register
LBRK
0000 0000b
044E09h LIN Space Setting Register
LSPC
0000 0000b
044E0Ah LIN Response Field Setting Register
LRFC
0000 0000b
044E0Bh LIN ID Buffer Register
LIDB
00h
044E0Ch LIN Status Control Register
LSC
0000 0000b
044E0Dh LIN Transmission Control Register
LTC
0000 0000b
044E0Eh LIN Status Register
LST
0000 0000b
044E0Fh LIN Error Status Register
LEST
0000 0000b
044E10h LIN Data 1 Buffer Register
LDB1
00h
044E11h LIN Data 2 Buffer Register
LDB2
00h
044E12h LIN Data 3 Buffer Register
LDB3
00h
044E13h LIN Data 4 Buffer Register
LDB4
00h
044E14h LIN Data 5 Buffer Register
LDB5
00h
044E15h LIN Data 6 Buffer Register
LDB6
00h
044E16h LIN Data 7 Buffer Register
LDB7
00h
044E17h LIN Data 8 Buffer Register
LDB8
00h
044E18h
044E19h
044E1Ah
044E1Bh
044E1Ch
044E1Dh
044E1Eh
044E1Fh
X: Undefined
Blanks are reserved. No access is allowed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com