công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64573LFD bảng dữ liệu(PDF) 112 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64573LFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64573LFD bảng dữ liệu(HTML) 112 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64573LFD Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 113Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 114Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 115Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 116Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 112 / 134 page
background image
REJ03B0234-0110
Rev.1.10
Page 112 of 129
Nov 09, 2010
R32C/157 Group
5. Electrical Characteristics
VCC =5V
Timing Requirements (VCC = 4.2 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Note:
1.
The values are applied in case filtering function is disabled.
Table 5.30
Serial Interface
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(CK)
CLKi input clock cycle time
200
ns
tw(CKH)
CLKi input high level pulse width
80
ns
tw(CKL)
CLKi input low level pulse width
80
ns
tsu(D-C)
RXDi input setup time
80
ns
th(C-D)
RXDi input hold time
90
ns
Table 5.31
A/D Trigger Input
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tw(ADH)
ADTRG input high level pulse width
Hardware trigger input high level pulse width
ns
tw(ADL)
ADTRG input low level pulse width
Hardware trigger input high level pulse width
125
ns
Table 5.32
External Interrupt
INTi Input
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tw(INH)
INTi input high level pulse width (1) Edge sensitive
250
ns
Level sensitive
tc(CPU) + 200
ns
tw(INL)
INTi input low level pulse width (1)
Edge sensitive
250
ns
Level sensitive
tc(CPU) + 200
ns
3
φ
AD
----------



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com