công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64573LFD bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64573LFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64573LFD bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64573LFD Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 113Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 114Page - Renesas Technology Corp R5F64573LFD Datasheet HTML 115Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 134 page
background image
REJ03B0234-0110
Rev.1.10
Page 111 of 129
Nov 09, 2010
R32C/157 Group
5. Electrical Characteristics
VCC =5V
Timing Requirements (VCC = 4.2 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Table 5.27
Timer B Input (Counting input in event counter mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(TB)
TBiIN input clock cycle time (one edge counting)
200
ns
tw(TBH)
TBiIN input high level pulse width (one edge counting)
80
ns
tw(TBL)
TBiIN input low level pulse width (one edge counting)
80
ns
tc(TB)
TBiIN input clock cycle time (both edges counting)
200
ns
tw(TBH)
TBiIN input high level pulse width (both edges counting)
80
ns
tw(TBL)
TBiIN input low level pulse width (both edges counting)
80
ns
Table 5.28
Timer B Input (Pulse period measure mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(TB)
TBiIN input clock cycle time
400
ns
tw(TBH)
TBiIN input high level pulse width
180
ns
tw(TBL)
TBiIN input low level pulse width
180
ns
Table 5.29
Timer B Input (Pulse-width measure mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(TB)
TBiIN input clock cycle time
400
ns
tw(TBH)
TBiIN input high level pulse width
180
ns
tw(TBL)
TBiIN input low level pulse width
180
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com