| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R5F6457GLFD bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F6457GLFD bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Renesas Technology Corp |
|
71 / 134 page ![]() REJ03B0234-0110 Rev.1.10 Page 71 of 129 Nov 09, 2010 R32C/157 Group 4. Special Function Registers (SFRs) Table 4.52 SFR List (52) Address Register Symbol Reset Value 047950h CAN1 Mailbox 21: Message Identifier C1MB21 XXXX XXXXh 047951h 047952h 047953h 047954h 047955h CAN1 Mailbox 21: Data Length XXh 047956h CAN1 Mailbox 21: Data Field XXXX XXXX XXXX XXXXh 047957h 047958h 047959h 04795Ah 04795Bh 04795Ch 04795Dh 04795Eh CAN1 Mailbox 21: Time Stamp XXXXh 04795Fh 047960h CAN1 Mailbox 22: Identifier C1MB22 XXXX XXXXh 047961h 047962h 047963h 047964h 047965h CAN1 Mailbox 22: Data Length XXh 047966h CAN1 Mailbox 22: Data Field XXXX XXXX XXXX XXXXh 047967h 047968h 047969h 04796Ah 04796Bh 04796Ch 04796Dh 04796Eh CAN1 Mailbox 22: Time Stamp XXXXh 04796Fh 047970h CAN1 Mailbox 23: Message Identifier C1MB23 XXXX XXXXh 047971h 047972h 047973h 047974h 047975h CAN1 Mailbox 23: Data Length XXh 047976h CAN1 Mailbox 23: Data Field XXXX XXXX XXXX XXXXh 047977h 047978h 047979h 04797Ah 04797Bh 04797Ch 04797Dh 04797Eh CAN1 Mailbox 23: Time Stamp XXXXh 04797Fh X: Undefined Blanks are reserved. No access is allowed. |