công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC66 bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LPC66
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

LPC66 bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - NXP Semiconductors

Back Button LPC66 Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 65 page
background image
LPC1768_67_66_65_64_3
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 19 November 2009
60 of 65
NXP Semiconductors
LPC1768/67/66/65/64
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller
15. Package outline
Fig 28. Package outline SOT407-1 (LQFP100)
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cE(1)
eHE
LLp
Z
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
1.6
0.15
0.05
1.45
1.35
0.25
0.27
0.17
0.20
0.09
14.1
13.9
0.5
16.25
15.75
1.15
0.85
7
0
o
o
0.08
0.08
0.2
1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.45
SOT407-1
136E20
MS-026
00-02-01
03-02-20
D(1)
(1)
(1)
14.1
13.9
HD
16.25
15.75
E
Z
1.15
0.85
D
b p
e
θ
E
A1
A
L p
detail X
L
(A )
3
B
25
c
D
H
b p
E
H
A2
v M B
D
ZD
A
Z E
e
v M A
X
1
100
76
75
51
50
26
y
pin 1 index
w M
w M
0
5
10 mm
scale
LQFP100: plastic low profile quad flat package; 100 leads; body 14 x 14 x 1.4 mm
SOT407-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com