công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC66 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LPC66
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

LPC66 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - NXP Semiconductors

Back Button LPC66 Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 65 page
background image
LPC1768_67_66_65_64_3
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 19 November 2009
45 of 65
NXP Semiconductors
LPC1768/67/66/65/64
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller
Conditions: VDD(REG)(3V3) = VDD(3V3) = 3.3 V; standard port pins.
Fig 8.
Typical pull-up current Ipu versus input voltage VI
Conditions: VDD(REG)(3V3) = VDD(3V3) = 3.3 V; standard port pins.
Fig 9.
Typical pull-down current Ipd versus input voltage VI
0
5
4
23
1
002aaf108
−30
−50
−10
10
Ipu
(
μA)
−70
T = 85
°C
25
°C
−40 °C
VI (V)
002aaf109
VI (V)
0
5
3
24
1
10
70
50
30
90
Ipd
(
μA)
−10
T = 85
°C
25
°C
−40 °C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com