công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC66 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện LPC66
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

LPC66 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - NXP Semiconductors

Back Button LPC66 Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors LPC66 Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 65 page
background image
LPC1768_67_66_65_64_3
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 19 November 2009
40 of 65
NXP Semiconductors
LPC1768/67/66/65/64
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller
9.
Thermal characteristics
The average chip junction temperature, Tj (°C), can be calculated using the following
equation:
(1)
• Tamb = ambient temperature (°C),
• Rth(j-a) = the package junction-to-ambient thermal resistance (°C/W)
• PD = sum of internal and I/O power dissipation
The internal power dissipation is the product of IDD and VDD. The I/O power dissipation of
the I/O pins is often small and many times can be negligible. However it can be significant
in some applications.
T
j
T
amb
P
D
R
th j
a
–
()
×
()
+
=
Table 5.
Thermal characteristics
VDD = 2.4 V to 3.6 V; Tamb = −40 °C to +85 °C unless otherwise specified;
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Tj(max)
maximum junction
temperature
-
-
125
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com