| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC32MX795F512LT-80I/PF bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MX795F512LT-80I/PF bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Microchip Technology |
|
82 / 256 page ![]() 6630 U6RXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — RX8 Receive Register 0000 6640 U6BRG(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 BRG<15:0> 0000 6800 U2MODE(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL IREN RTSMD — UEN<1:0> WAKE LPBACK ABAUD RXINV BRGH PDSEL<1:0> STSEL 0000 6810 U2STA(1) 31:16 — — — — — — — ADM_EN ADDR<7:0> 0000 15:0 UTXISEL<1:0> UTXINV URXEN UTXBRK UTXEN UTXBF TRMT URXISEL<1:0> ADDEN RIDLE PERR FERR OERR URXDA 0110 6820 U2TXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — TX8 Transmit Register 0000 6830 U2RXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — RX8 Receive Register 0000 6840 U2BRG(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 BRG<15:0> 0000 6A00 U5MODE(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 ON FRZ SIDL IREN — — — — WAKE LPBACK ABAUD RXINV BRGH PDSEL<1:0> STSEL 0000 6A10 U5STA(1) 31:16 — — — — — — — ADM_EN ADDR<7:0> 0000 15:0 UTXISEL<1:0> UTXINV URXEN UTXBRK UTXEN UTXBF TRMT URXISEL<1:0> ADDEN RIDLE PERR FERR OERR URXDA 0110 6A20 U5TXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — TX8 Transmit Register 0000 6A30 U5RXREG 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 — — — — — — — RX8 Receive Register 0000 6A40 U5BRG(1) 31:16 — — — — — — — — — — — — — — — — 0000 15:0 BRG<15:0> 0000 TABLE 4-13: UART1 THROUGH UART6 REGISTER MAP (CONTINUED) Bits 31/15 30/14 29/13 28/12 27/11 26/10 25/9 24/8 23/7 22/6 21/5 20/4 19/3 18/2 17/1 16/0 Legend: x = unknown value on Reset; — = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal. Note 1: This register has corresponding CLR, SET and INV registers at its virtual address, plus an offset of 0x4, 0x8 and 0xC, respectively. See Section 12.1.1 “CLR, SET and INV Registers” for more information. |