công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EV8000 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - CML Microcircuits

tên linh kiện EV8000
Giải thích chi tiết về linh kiện  Evaluation Kit User
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CMLMICRO [CML Microcircuits]
Trang chủ  http://www.cmlmicro.com
Logo CMLMICRO - CML Microcircuits

EV8000 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - CML Microcircuits

Back Button EV8000 Datasheet HTML 5Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 6Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 7Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 8Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 9Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 10Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 11Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 12Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 13Page - CML Microcircuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 35 page
background image
Evaluation Kit User Manual for FX828 and FX829
EV8000
© 2004 CML Microsystems Plc
9
UM8000/4
TEST POINTS - SIGNALLING PROCESSOR BOARD
Test Point
Ref.
Default
Measurement
Description
TP1
8 - 35V
VIN connection.
TP2
5.0V
VDD connection (3.3V or 5.0V)
TP3
0V
VSS connection.
TP4
0V
VSS connection.
TP5
0V
VSS connection.
TP6
0V
VSS connection.
TP7
LO
FX829 carrier detect output.
TP8
-
FX829 mic input.
TP9
VDD/2
FX829 DEMODFB pin.
TP10
VDD/2
FX828 RXAMPOUT pin.
TP11
VDD/2
FX829 MOD2 gain control output.
TP12
VDD/2
FX829 MOD1 gain control output.
TP13
VDD/2
FX829 audio summing amplifier output.
TP14
VDD/2
FX829 FFSK modem or DTMF generator output.
TP15
VDD/2
FX829 audio filter/limiter section output.
TP16
VDD/2
FX828 MOD2 gain control output.
TP17
VDD/2
FX828 MOD1 gain control output.
TP18
VDD/2
FX828 sub audio output.
TP19
VDD/2
FX828 audio summing amplifier output.
TP20
VDD/2
FX828 selcall tone generator output.
TP21
VDD/2
FX828 Rx audio filter section output.
TP22
-
FX828 comparator output.
TP23
HI
C-BUS interrupt request line.
TP24
HI
C-BUS chip select line.
JUMPERS - SIGNALLING PROCESSOR BOARD
Link
Ref.
Positions
Default
Position
Description
JP1
1-2
o/c
Sets VDD = 3.3V (closed) or VDD = 5.0V (open)
JP2,3
1-2
1-2
Remove to supply an external clock to JP3 pin 2.
JP4
1-2
1-2
Remove to measure IDD of FX829.
JP5
1-2
1-2
Remove to measure IDD of FX828.
JP6
1-2 or 2-3
1-2
Select FX829 ( default ) or FX828 to drive loudspeaker.
JP7
1-2
1-2
Connects microphone to FX829 MICIN.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com