công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EV8000 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - CML Microcircuits

tên linh kiện EV8000
Giải thích chi tiết về linh kiện  Evaluation Kit User
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CMLMICRO [CML Microcircuits]
Trang chủ  http://www.cmlmicro.com
Logo CMLMICRO - CML Microcircuits

EV8000 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - CML Microcircuits

Back Button EV8000 Datasheet HTML 3Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 4Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 5Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 6Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 7Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 8Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 9Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 10Page - CML Microcircuits EV8000 Datasheet HTML 11Page - CML Microcircuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 35 page
background image
Evaluation Kit User Manual for FX828 and FX829
EV8000
© 2004 CML Microsystems Plc
7
UM8000/4
1.4
Signal Lists
CONNECTOR PINOUT - SIGNALLING PROCESSOR BOARD
Connector
Ref.
Connector
Pin No.
Signal
Name
Signal
Type
Description
J1, J2
1, 2
VIN
Power
+ve power from external power supply.
3, 4
VSS
Power
0V power from external power supply.
5
C-BUS-HI
I/P
Logic HI level for level shifting, if fitted.
6
D/IRQ
O/P
Alternative IRQ for daisy chain connector.
7
/IRQ
O/P
C-BUS interrupt line.
8
D/CS
I/P
Alternative CS for daisy chain connector.
9
/CS
I/P
C-BUS chip select line.
10
PTT
O/P
PTT switch.
11
SER-CLK
I/P
C-BUS serial clock.
12
I/O3
Spare I/O
13
C-DATA
I/P
C-BUS command data.
14
I/O1
Spare I/O
15
R-DATA
O/P
C-BUS reply data.
16
I/O2
Spare I/O
17
CARDET
O/P
FX829 carrier detect output.
18
COMPOUT
O/P
FX828 comparator output.
19, 20
VSS
J3
1, 2
VIN
Power
+ve power from external power supply.
3, 4
VSS
Power
0V power from external power supply.
5
C-BUS-HI
I/P
Logic HI level for level shifting, if fitted.
6
VSS
7
D/IRQ
O/P
Alternative IRQ for daisy chain connector.
8
VSS
9
D/CS
I/P
Alternative CS for daisy chain connector.
10
I/O3
Spare I/O
11
SER-CLK
I/P
C-BUS serial clock.
12
VSS
13
C-DATA
I/P
C-BUS command data.
14
VSS
15
R-DATA
O/P
C-BUS reply data.
16
VSS
17
I/O1
Spare I/O
18
I/O2
Spare I/O
19, 20
VSS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com